công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAN bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAN bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAN Datasheet HTML 50Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 51Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 52Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 53Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 54Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 55Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 56Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 57Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 58Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 70 page
background image
NUC029xDE
Dec 18, 2018
Page 54 of 70
Rev 1.01
7.3 AC Electrical Characteristics
7.3.1 External 4~24 MHz High Speed Oscillator
tCHCX
90%
10%
tCLCH
tCHCL
tCLCX
tCLCL
0.3 VDD
0.7 VDD
Note: Duty cycle is 50%.
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
tCHCX
Clock High Time
10
-
-
nS
tCLCX
Clock Low Time
10
-
-
nS
tCLCH
Clock Rise Time
2
-
15
nS
tCHCL
Clock Fall Time
2
-
15
nS
7.3.2 External 4~24 MHz High Speed Crystal
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
VHXT
Operation Voltage VDD
-
2.5
-
5.5
V
TA
Temperature
-
-40
-
105
IHXT
Operating Current
12 MHz at VDD = 5V
-
2
-
mA
12 MHz at VDD = 3V
0.8
mA
fHXT
Clock Frequency
External crystal
4
24
MHz
7.3.2.1 Typical Crystal Application Circuits
CRYSTAL
C1
C2
R
4 MHz ~ 24 MHz
10~20pF
10~20pF
without
XT1_IN
XT1_OUT
C1
R
C2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com