công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMD8513 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện AMD8513
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB-to-10/100 Mbps Ethernet LAN Controller
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

AMD8513 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Infineon Technologies AG

Back Button AMD8513 Datasheet HTML 75Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 76Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 77Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 78Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 79Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 80Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 81Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 82Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 83Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 88 page
background image
Data Sheet
79
Rev. 1.21, 2005-12-05
ADM8513
Data Sheet
EEPROM Interface & Example
16
1E
product string length 1E bytes
17
18
product string starts from word offset 18h, thus byte offset 30H.
18
0A
serial number string length 0A bytes
19
38
serial number string starts from word offset 38h, thus byte offset 70H.
20-2E
0E 03 41 00 44
00 4D 00 74 00
65 00 6B 00
0E:descriptor size 14 bytes
03: string descriptor
41........: UNICODE encoded string
30-4E
1E 03 55 00 53
00 42 00
20
00................
1E:descriptor size 30 bytes
03: string descriptor
55........: UNICODE encoded string
50-5A
0A 03 30 00 30
00 30 00
31 00
0A: descriptor size 10 bytes
03: string descriptor
30........: UNICODE encoded string
Table 83
EEPROM Example (cont’d)
Offset(Byte) Value
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com