công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMD8513 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện AMD8513
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB-to-10/100 Mbps Ethernet LAN Controller
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

AMD8513 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Infineon Technologies AG

Back Button AMD8513 Datasheet HTML 74Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 75Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 76Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 77Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 78Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 79Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 80Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 81Page - Infineon Technologies AG AMD8513 Datasheet HTML 82Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 88 page
background image
ADM8513
Data Sheet
EEPROM Interface & Example
Data Sheet
78
Rev. 1.21, 2005-12-05
10.1
Example
offset(byte)
Value
0000H:
00, 00 E8 00 02 2C 00 00,
0008H:
50 01 02 00 09 04 00 00
0010H:
A6 07 13 85 0E 10 2A 20
0018H:
0A 38 00 00 00 00 00 00
0020H:
0E 03 41 00 44 00 4D 00
0028H:
74 00 65 00 6B 00 00 00
0030H:
1E 00 55 00 53 00 42 00
0038H:
20 00 31 00 30 00 2F 00
0040H:
2A 03 55 00 53 00 42 00
0048H:
-20 00 54 00 6F 00 20 00
0050H:
4C 00 41 00 4E 00 20 00
0058H:
43 00 6F 00 6E 00 76 00
0060H:
65 00 72 00 74 00 65 00
0068H:
72 00 00 00 00 00 00 00
0070H:
0A 03 30 00 30 00 30 00
0078H:
31 00 00 00 00 00 00 00
12
ProID_lo
The low byte of product ID.
13
ProID_hi
The high byte of product ID.
14
Manu_str_len
The length for manufacture string.
15
Manu_str_offset The word offset address of manufacture string.
16
Pro_str_len
The length for product string.
17
Pro_str_offset
The word offset address of product string.
18
Seri_str_len
The length for serial number string.
19
Seri_str_offset
The word offset address of serial number string.
Table 83
EEPROM Example
Offset(Byte) Value
Description
00-05
00_00_E8_10
_46_02
NIC node ID
08
50
maximum power 160mA
09
01
interrupt endpoint 3 polling interval 1ms
0A
02
isochronous endpoint disables, selects internal USB transceiver
Uses internal Ethernet PHY, Wakes on Lan en
0C-0D
0904
Language ID 0409
10-11
A607
manufacture ID 07A6
12-13
8513
product ID 8513
14
0E
manufacture string length 0E bytes
15
10
manufacture string starts from word offset 10h, thus byte offset 20H.
Table 82
EEPROM Interface (cont’d)
Offset(Byte) Field
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com