công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 145 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 145 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 141Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 142Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 143Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 144Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 145Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 146Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 147Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 148Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 149Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 145 / 224 page
background image
Rev. 1.00
144
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
145
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
• SIMC0 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
SIM�
SIM1
SIM0
—
SIMDBNC1 SIMDBNC0 SIMEN
SIMICF
R/W
R/W
R/W
R/W
—
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
1
—
0
0
0
0
Bit7~5
SIM2~SIM0:SIMOperatingModeControl
000:SPImastermode;SPIclockisfSYS/4
001:SPImastermode;SPIclockisfSYS/16
010:SPImastermode;SPIclockisfSYS/64
011:SPImastermode;SPIclockisfSUB
100:SPImastermode;SPIclockisTM0CCRPmatchfrequency/2
101:SPIslavemode
110:I2Cslavemode
111:Unusedmode
ThesebitssetuptheoveralloperatingmodeoftheSIMfunction.Aswellasselecting
iftheI2CorSPIfunction,theyareusedtocontroltheSPIMaster/Slaveselection
andtheSPIMasterclockfrequency.TheSPIclockisafunctionofthesystemclock
butcanalsobechosentobesourcedfromfSUBortheTM0.IftheSPISlaveModeis
selectedthentheclockwillbesuppliedbyanexternalMasterdevice.
Bit4
Unimplemented,readas"0"
Bit3~2
SIMDBNC1~SIMDBNC0:I2CDebounceTimeSelection
00:Nodebounce
01:2systemclockdebounce
1x:4systemclockdebounce
Bit1
SIMEN:SIMControl
0:Disable
1:Enable
Thebitistheoverallon/offcontrolfortheSIMinterface.WhentheSIMENbitis
clearedtozerotodisabletheSIMinterface,theSDI,SDO,SCKandSCS,orSDA
andSCLlineswillbeinafloatingconditionandtheSIMoperatingcurrentwillbe
reducedtoaminimumvalue.WhenthebitishightheSIMinterfaceisenabled.The
SIMconfigurationoptionmusthavefirstenabledtheSIMinterfaceforthisbittobe
effective.IftheSIMisconfiguredtooperateasanSPIinterfaceviatheSIM2~SIM0
bits,thecontentsoftheSPIcontrolregisterswillremainattheprevioussettingswhen
theSIMENbitchangesfromlowtohighandshouldthereforebefirstinitialisedby
theapplicationprogram.IftheSIMisconfiguredtooperateasanI2Cinterfaceviathe
SIM2~SIM0bitsandtheSIMENbitchangesfromlowtohigh,thecontentsoftheI2C
controlbitssuchasHTXandTXAKwillremainattheprevioussettingsandshould
thereforebefirstinitialisedbytheapplicationprogramwhiletherelevantI2Cflags
suchasHCF,HAAS,HBB,SRWandRXAKwillbesettotheirdefaultstates.
Bit0
SIMICF:SIMIncompletedFlag
SIMICFisofnousedinI2CmodeofSIM,pleaseignorethisflagwhenoperateinI2C
mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com