công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 143Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 144Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 145Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 146Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 147Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 148Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 149Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 150Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 151Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 147 / 224 page
background image
Rev. 1.00
14�
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
14�
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
TheSIMDregisterisusedtostorethedatabeingtransmittedandreceived.Thesameregisterisused
byboththeSPIandI2Cfunctions.BeforethedevicewritesdatatotheI2Cbus,theactualdatato
betransmittedmustbeplacedintheSIMDregister.AfterthedataisreceivedfromtheI2Cbus,the
devicecanreaditfromtheSIMDregister.AnytransmissionorreceptionofdatafromtheI2Cbus
mustbemadeviatheSIMDregister.
• SIMD Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
D�
D�
D5
D4
D3
D�
D1
D0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
x
x
x
x
x
x
x
x
"x" unknown
• SIMA Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
IICA�
IICA5
IICA4
IICA3
IICA�
IICA1
IICA0
D0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7~1
IICA6~IICA0:I2Cslaveaddress
IICA6~IICA0istheI2Cslaveaddressbit6~bit0.
TheSIMAregisterisalsousedbytheSPIinterfacebuthasthenameSIMC2.The
SIMAregisteristhelocationwherethe7-bitslaveaddressoftheslavedeviceis
stored.Bits7~1oftheSIMAregisterdefinethedeviceslaveaddress.Bit0isnot
defined.
Whenamasterdevice,whichisconnectedtotheI2Cbus,sendsoutanaddress,which
matchestheslaveaddressintheSIMAregister,theslavedevicewillbeselected.Note
thattheSIMAregisteristhesameregisteraddressasSIMC2whichisusedbytheSPI
interface.
Bit0
Undefinedbit
Thisbitcanbereadorwrittenbyusersoftwareprogram.
• SIMTOC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
SIMTOEN SIMTOF SIMTOS5 SIMTOS4 SIMTOS3 SIMTOS� SIMTOS1 SIMTOS0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
SIMTOEN:I2CinterfaceTime-outcontrol
0:Disable
1:Enable
Bit6
SIMTOF:I2CinterfaceTime-outflag
0:Nooccurred
1:Occurred
TheSIMTOFflagissetbythetime-outcircuitrywhenthetime-outeventoccursand
clearedbysoftwareprogram.
Bit5~0
SIMTOS5~SIMTOS0:I2CinterfaceTime-outperiodselection
TheI2CTime-OutclocksourceisfSUB/32.
TheI2CTime-Outtimeis([SIMTOS5:SIMTOS0]+1)×(32/fSUB)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com