công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 142 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 142 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 138Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 139Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 140Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 141Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 142Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 143Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 144Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 145Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 146Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 142 / 224 page
background image
Rev. 1.00
14�
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
143
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
SC K (C KPO LB =1 )
SC K (C KPO LB =0 )
SD O
SC S
SD I D at a C apt ur e
D7 /D 0D 6/ D1
D5 /D 2D 4/ D3
D3 /D 4D 2/ D5
D1 /D 6D 0/ D7
Wr it e to S IM D
(S DO c h anges a s so on a s wr it i ng o ccu rs ; SD O is fl oa ti ng i f SC S= 1)
No te :F or S PI s la ve m ode, i f SI M EN =1 a nd C SE N= 0, S PI i s al wa ys e n abl ed
and ig nor es t he S CS l ev el .
SPI Slave Mode Timing – CKEG=1
SI ME N =1
Wr it e Da ta
in to S IM D
WC OL =1 ?
Cl ea r WC OL
Y
Tr an sm is si on
co mp le t ed ?
(T RF =1 ? )
N
Y
R ead D at a
fr om S IM D
Cl ea r TR F
Tr an sf er
F in is h ed?
N
Y
EN D
ma st er o r
sl av e
?
Ma st er
Sl av e
A
A
SPI tr an sf er
C onf i gur e C KPO LB ,
CK EG , C SEN a nd M LS
SI M[ 2: 0] = 000 ,
001, 010 ,0 11 or 1 00
SI M[ 2: 0] = 101
N
SPI Transfer Control Flowchart



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com