| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA311B bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA311B bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 102 page ![]() Registers STA311B 44/102 DocID024340 Rev 1 8.2.14 Channel 3 volume (0x0D) 8.2.15 Channel 4 volume (0x0E) 8.2.16 Channel 5 volume (0x0F) 8.2.17 Channel 6 volume (0x10) 8.2.18 Channel 7 volume (0x11) 8.2.19 Channel 8 volume (0x12) 8.2.20 Channel 1 volume trim, mute, bypass (0x13) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C3V7 C3V6 C3V5 C3V4 C3V3 C3V2 C3V1 C3V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C4V7 C4V6 C4V5 C4V4 C4V3 C4V2 C4V1 C4V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C5V7 C5V6 C5V5 C5V4 C5V3 C5V2 C5V1 C5V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C6V7 C6V6 C6V5 C6V4 C6V3 C6V2 C6V1 C6V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C7V7 C7V6 C7V5 C7V4 C7V3 C7V2 C7V1 C7V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C8V7 C8V6 C8V5 C8V4 C8V3 C8V2 C8V1 C8V0 01 100 00 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C1M C1VBP C1VT4 C1VT3 C1VT2 C1VT1 C1VT0 00 010 00 0 |