| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA311B bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA311B bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 102 page ![]() DocID024340 Rev 1 87/102 STA311B Configuration registers (0x77; 0x78; 0x79) 102 9.5.5 Recombination control register 8, 9 and 10 (0x65; 0x66; 0x67) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH1TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH2TH_N[5:0] 00 110 01 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CH3TH_N[5:0] 00 110 01 1 Bit RW RST Name Description 7RW Reserved 6RW 5RW CHxTH_N[5:0] see Table 21 4RW 3RW 2RW 1RW 0RW |