công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSC7212RG bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Vitesse Semiconductor Corporation

tên linh kiện VSC7212RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gigabit Interconnect Chip
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VITESSE [Vitesse Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.vitesse.com
Logo VITESSE - Vitesse Semiconductor Corporation

VSC7212RG bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Vitesse Semiconductor Corporation

Back Button VSC7212RG Datasheet HTML 23Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 24Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 25Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 26Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 27Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 28Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 29Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 30Page - Vitesse Semiconductor Corporation VSC7212RG Datasheet HTML 31Page - Vitesse Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 34 page
background image
VITESSE
SEMICONDUCTOR CORPORATION
VITESSE
SEMICONDUCTOR CORPORATION
Preliminary Data Sheet
VSC7212
Gigabit Interconnect Chip
G52268-0, Rev 3.3
Page 27
04/10/01
© VITESSE SEMICONDUCTOR CORPORATION • 741 Calle Plano • Camarillo, CA 93012
Tel: (800)-VITESSE • FAX: (805) 987-5896 • Email: prodinfo@vitesse.com
Internet: www.vitesse.com
Absolute Maximum Ratings (1)
Power Supply Voltage (any VDDX) .................................................................................................. 0.5V to +3.8V
PECL Differential Input Voltage ............................................................................................ -0.5V to VDD +0.5V
TTL Input Voltage ............................................................................................................................. -0.5V to 5.5V
TTL Output Voltage .............................................................................................................. -0.5V to VDD + 0.5V
TTL Output Current ...................................................................................................................................... 50mA
PECL Output Current .................................................................................................................................... 50mA
Case Temperature Under Bias (TC).............................................................................................. -55
oC to +125oC
Storage Temperature (TSTG)......................................................................................................... -65
oC to +150oC
Recommended Operating Conditions
Power Supply Voltage, (VDD) ................................................................................................................+3.3V+5%
Operating Temperature Range .................................................................................0oC Ambient to +100oC Case
NOTE: (1) CAUTION: Stresses listed under “Absolute Maximum Ratings” may be applied to devices one at a time without caus-
ing permanent damage. Functionality at or above the values listed is not implied. Exposure to these values for extended
periods may affect device reliability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com