công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F877 bảng dữ liệu(PDF) 180 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F877
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F877 bảng dữ liệu(HTML) 180 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F877 Datasheet HTML 176Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 177Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 178Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 179Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 180Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 181Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 182Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 183Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 184Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 180 / 218 page
background image
PIC16F87X
DS30292C-page 178
© 2001 Microchip Technology Inc.
FIGURE 16-3:
TYPICAL IDD vs. FOSC OVER VDD (XT MODE)
FIGURE 16-4:
MAXIMUM IDD vs. FOSC OVER VDD (LP MODE)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.00.5
1.0
1.5
2.02.5
3.0
3.5
4.0
FOSC (MHz)
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
2.5V
2.0V
3.0V
Typical: statistical mean @ 25°C
Maximum: mean + 3s (-40°C to 125°C)
Minimum: mean – 3s (-40°C to 125°C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
FOSC (MHz)
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
2.5V
2.0V
3.0V
Typical: statistical mean @ 25°C
Maximum: mean + 3s (-40°C to 125°C)
Minimum: mean – 3s (-40°C to 125°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com