công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F877 bảng dữ liệu(PDF) 169 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F877
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F877 bảng dữ liệu(HTML) 169 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F877 Datasheet HTML 165Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 166Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 167Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 168Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 169Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 170Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 171Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 172Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 173Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 169 / 218 page
background image
 2001 Microchip Technology Inc.
DS30292C-page 167
PIC16F87X
FIGURE 15-12:
PARALLEL SLAVE PORT TIMING (PIC16F874/877 ONLY)
TABLE 15-6:
PARALLEL SLAVE PORT REQUIREMENTS (PIC16F874/877 ONLY)
Note: Refer to Figure 15-5 for load conditions.
RE2/CS
RE0/RD
RE1/WR
RD7:RD0
62
63
64
65
Parameter
No.
Symbol
Characteristic
Min Typ†
Max Units
Conditions
62
TdtV2wrH Data in valid before WR
↑ or CS↑ (setup time)
20
25
—
—
—
—
ns
ns
Extended
Range Only
63*
TwrH2dtI
WR
↑ or CS↑ to data–in invalid (hold time) Standard(F)20
——
ns
Extended(LF)35
——
ns
64
TrdL2dtV
RD
↓ and CS↓ to data–out valid
—
—
—
—
80
90
ns
ns
Extended
Range Only
65
TrdH2dtI
RD
↑ or CS↓ to data–out invalid
10
—
30
ns
*
These parameters are characterized but not tested.
†
Data in "Typ" column is at 5V, 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only and are
not tested.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com