công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1705DPTP4 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM1705DPTP4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM1705 ARM짰 Microprocessor
PDF  165 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM1705DPTP4 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Texas Instruments

Back Button AM1705DPTP4 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments AM1705DPTP4 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 165 page
background image
AM1705
SPRS657E – FEBRUARY 2010 – REVISED JUNE 2014
www.ti.com
6.10.3 External Memory Interface A (EMIFA) Registers
Table 6-17 is a list of the EMIF registers.
Table 6-17. External Memory Interface (EMIFA) Registers
BYTE ADDRESS
ACRONYM
REGISTER DESCRIPTION
0x6800 0000
MIDR
Module ID Register
0x6800 0004
AWCC
Asynchronous Wait Cycle Configuration Register
0x6800 0008
-
Reserved
0x6800 000C
-
Reserved
0x6800 0010
CE2CFG
Asynchronous 1 Configuration Register
0x6800 0014
CE3CFG
Asynchronous 2 Configuration Register
0x6800 0018
CE4CFG
Asynchronous 3 Configuration Register
0x6800 001C
CE5CFG
Asynchronous 4 Configuration Register
0x6800 0020
-
Reserved
0x6800 003C
-
Reserved
0x6800 0040
INTRAW
EMIFA Interrupt Raw Register
0x6800 0044
INTMSK
EMIFA Interrupt Mask Register
0x6800 0048
INTMSKSET
EMIFA Interrupt Mask Set Register
0x6800 004C
INTMSKCLR
EMIFA Interrupt Mask Clear Register
0x6800 0060
NANDFCR
NAND Flash Control Register
0x6800 0064
NANDFSR
NAND Flash Status Register
0x6800 0070
NANDF1ECC
NAND Flash 1 ECC Register (CS2 Space)
0x6800 0074
NANDF2ECC
NAND Flash 2 ECC Register (CS3 Space)
0x6800 0078
NANDF3ECC
NAND Flash 3 ECC Register (CS4 Space)
0x6800 007C
NANDF4ECC
NAND Flash 4 ECC Register (CS5 Space)
0x6800 00BC
NAND4BITECCLOAD
NAND Flash 4-Bit ECC Load Register
0x6800 00C0
NAND4BITECC1
NAND Flash 4-Bit ECC Register 1
0x6800 00C4
NAND4BITECC2
NAND Flash 4-Bit ECC Register 2
0x6800 00C8
NAND4BITECC3
NAND Flash 4-Bit ECC Register 3
0x6800 00CC
NAND4BITECC4
NAND Flash 4-Bit ECC Register 4
0x6800 00D0
NANDERRADD1
NAND Flash 4-Bit ECC Error Address Register 1
0x6800 00D4
NANDERRADD2
NAND Flash 4-Bit ECC Error Address Register 2
0x6800 00D8
NANDERRVAL1
NAND Flash 4-Bit ECC Error Value Register 1
0x6800 00DC
NANDERRVAL2
NAND Flash 4-Bit ECC Error Value Register 2
62
Peripheral Information and Electrical Specifications
Copyright © 2010–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: AM1705



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com