| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MB9AF142LB bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB9AF142LB bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - SPANSION |
|
15 / 121 page ![]() D a t a S h e e t 12 MB9A140NB_DS706-00040-4v0-E, June 10, 2015 CONFIDENTIAL LCC-64P- M24 (TOP VIEW) VCC 1 48 P21/AN18/SIN0_0/INT06_1/WKUP2 P50/INT00_0/SIN3_1 2 47 P22/AN17/SOT0_0/TIOB7_1 P51/INT01_0/SOT3_1 3 46 P23/AN16/SCK0_0/TIOA7_1 P52/INT02_0/SCK3_1 4 45 P19/AN09/SCK2_2 P30/TIOB0_1/INT03_2 5 44 P18/AN08/SOT2_2 P31/TIOB1_1/SCK6_1/INT04_2 6 43 AVSS P32/TIOB2_1/SOT6_1/INT05_2 7 42 AVRH P33/INT04_0/TIOB3_1/SIN6_1/ADTG_6 8 41 AVCC P39/ADTG_2 9 40 P17/AN07/SIN2_2/INT04_1 P3A/TIOA0_1/RTCCO_2/SUBOUT_2 10 39 P15/AN05 P3B/TIOA1_1 11 38 P14/AN04/INT03_1 P3C/TIOA2_1 12 37 P13/AN03/SCK1_1/RTCCO_1/SUBOUT_1 P3D/TIOA3_1 13 36 P12/AN02/SOT1_1 P3E/TIOA4_1 14 35 P11/AN01/SIN1_1/INT02_1/WKUP1 P3F/TIOA5_1 15 34 P10/AN00 VSS 16 33 VCC QFN - 64 <Note> The number after the underscore ("_") in pin names such as XXX_1 and XXX_2 indicates the relocated port number. For these pins, there are multiple pins that provide the same function for the same channel. Use the extended port function register (EPFR) to select the pin. |