| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F446MC bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F446MC bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 201 page ![]() DocID027107 Rev 5 49/201 STM32F446xC/E Pinout and pin description 66 17 26 E6 M2 37 PA3 I/O FT - TIM2_CH4, TIM5_CH4, TIM9_CH2, SAI1_FS_A, USART2_RX, OTG_HS_ULPI_D0, EVENTOUT ADC123_IN3 18 27 - G4 38 VSS S - - - - - - J8 H5 - BYPASS_REG I FT - - - 19 28 - F4 39 VDD S - - - - 20 29 H7 J3 40 PA4 I/O TC - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK, OTG_HS_SOF, DCMI_HSYNC, EVENTOUT ADC12_IN4, DAC_OUT1 21 30 F6 K3 41 PA5 I/O TC - TIM2_CH1/TIM2_ETR, TIM8_CH1N, SPI1_SCK/I2S1_CK, OTG_HS_ULPI_CK, EVENTOUT ADC12_IN5, DAC_OUT2 22 31 G6 L3 42 PA6 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, SPI1_MISO, I2S2_MCK, TIM13_CH1, DCMI_PIXCLK, EVENTOUT ADC12_IN6 23 32 E5 M3 43 PA7 I/O FT - TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM14_CH1, FMC_SDNWE, EVENTOUT ADC12_IN7 24 33 J7 J4 44 PC4 I/O FT - I2S1_MCK, SPDIFRX_IN2, FMC_SDNE0, EVENTOUT ADC12_IN14 25 34 - K4 45 PC5 I/O FT - USART3_RX, SPDIFRX_IN3, FMC_SDCKE0, EVENTOUT ADC12_IN15 Table 10. STM32F446xx pin and ball descriptions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |