| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPEAR320S bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR320S bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 113 page ![]() Pin description SPEAr320S 36/113 Doc ID 022508 Rev 2 DDR_MEM_DQ_0 Data lines (lower byte) IO SSTL_2/ SSTL_18 P11 DDR_MEM_DQ_1 R11 DDR_MEM_DQ_2 T11 DDR_MEM_DQ_3 U11 DDR_MEM_DQ_4 T12 DDR_MEM_DQ_5 R12 DDR_MEM_DQ_6 P12 DDR_MEM_DQ_7 P13 DDR_MEM_DQS_0 Lower data strobe O Differential SSTL_2/ SSTL_18 U10 nDDR_MEM_DQS_0 T10 DDR_MEM_DM_0 Lower data mask O SSTL_2/ SSTL_18 U12 DDR_MEM_GATE_OPEN_0 Lower gate open IO R10 DDR_MEM_DQ_8 Data lines (upper byte) IO T17 DDR_MEM_DQ_9 T16 DDR_MEM_DQ_10 U17 DDR_MEM_DQ_11 U16 DDR_MEM_DQ_12 U14 DDR_MEM_DQ_13 U13 DDR_MEM_DQ_14 T13 DDR_MEM_DQ_15 R13 DDR_MEM_DQS_1 Upper data strobe IO Differential SSTL_2/ SSTL_18 U15 nDDR_MEM_DQS_1 T15 DDR_MEM_DM_1 Upper data mask IO SSTL_2/ SSTL_18 T14 DDR_MEM_GATE_OPEN_1 Upper gate open R14 DDR_MEM_VREF Reference voltage I Analog P10 DDR_MEM_COMP2V5_GNDBGCOMP Return for external resistors Power Power R4 DDR_MEM_COMP2V5_REXT External resistor Power Analog P4 DDR2_EN Configuration I TTL Input Buffer 3.3 V Tolerant, PU J13 Table 12. DDR pins description (continued) Signal name Description Dir. Pin type Ball |