công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV431BQLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button TLV431BQLPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 46 page
background image
100
Ω
100
Ω
GND
Output
IK
0.1
1k
10k
100k
1M
10M
1
f − Frequency − Hz
REFERENCE IMPEDANCE
vs
FREQUENCY
10
100
IK = 0.1 mA to 15 mA
TA = 25°C
TEST CIRCUIT FOR REFERENCE IMPEDANCE
0.01
−
+
SMALL-SIGNAL VOLTAGE GAIN/PHASE MARGIN
vs
FREQUENCY
10
F
µ
GND
Output
180 Ω
IK
6.8 kΩ
1k
10k
100k
1M
100
f − Frequency − Hz
TEST CIRCUIT FOR VOLTAGE GAIN
AND PHASE MARGIN
80
70
60
50
40
30
20
10
0
− 10
0°
36°
72°
108°
144°
180°
4.3 kΩ
5 V
IK = 10 mA
TA = 25°C
− 20
TLV431, TLV431A, TLV431B
SLVS139V – JULY 1996 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the Recommended Operating Conditions
table are not implied.
Figure 14. Voltage Gain and Phase Margin
Figure 15. Reference Impedance vs Frequency
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1996–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TLV431 TLV431A TLV431B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com