công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV431BQLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TLV431BQLPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 46 page
background image
0
2
4
6
t − Time − s
EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE
OVER A 10-s PERIOD
8
10
10
8
6
4
2
0
− 2
− 4
− 6
− 8
− 10
f = 0.1 Hz to 10 Hz
IK = 1 mA
TA = 25°C
_
+
1 µF
750 Ω
1 kΩ
470 µF
3 V
TLV431
or
TLV431A
or
TLV431B
33 kΩ
TLE2027
TEST CIRCUIT FOR 0.1-Hz TO 10-Hz EQUIVALENT NOISE VOLTAGE
+
33 kΩ
10 kΩ
_
+
16 Ω
0.1 µF
160 kΩ
820 Ω
+
2200 µF
TP
2.2 µF
CRO
1 MΩ
TLE2027
0.47 µF
10 kΩ
+
TLV431, TLV431A, TLV431B
www.ti.com
SLVS139V – JULY 1996 – REVISED JANUARY 2015
Typical Characteristics (continued)
Operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the Recommended Operating Conditions
table are not implied.
Figure 13. Equivalent Noise Voltage
over a 10s Period
Copyright © 1996–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: TLV431 TLV431A TLV431B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com