công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV431BQLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TLV431BQLPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 46 page
background image
200
150
10
100
1k
f − Frequency − Hz
10k
100k
300
250
VKA = VREF
IK = 1 mA
TA = 25°C
_
+
820 Ω
+
2200 µF
750 Ω
1 kΩ
470 µF
3 V
TLV431
or
TLV431A
or
TLV431B
TP
160 kΩ
160 Ω
TLE2027
TEST CIRCUIT FOR EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE
+
−0.025
−0.075
−0.1
−0.125
0.025
−0.05
0
10
20
30
40
50
60
IK = 1 mA
Operating Life at 55°C − kh‡
% Change (3δ
% Change (−3δ)
% Change (avg)
)
TLV431, TLV431A, TLV431B
SLVS139V – JULY 1996 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the Recommended Operating Conditions
table are not implied.
‡ Extrapolated from life-test data taken at 125°C; the activation energy assumed
is 0.7 eV.
Figure 11. Percentage Change in VREF vs
Operating Life at 55°C
Figure 12. Equivalent Input Noise Voltage
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1996–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TLV431 TLV431A TLV431B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com