công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015
6
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
Environmental Test Data
Test
IEC Publication
Procedure
Endurance
IEC 60384–14
1.25 x V
R VAC 50 Hz, once every hour increase to 1,000 VAC for 0.1
second, 1,000 hours at upper rated temperature
Vibration
IEC 60068–2–6 Test Fc
3 directions at 2 hours each 10 – 55 Hz at 0.75 mm or 98 m/s2
Bump
IEC 60068–2–29 Test Eb
1,000 bumps at 390 m/s2
Change of Temperature
IEC 60068–2–14 Test Na
Upper and lower rated temperature 5 cycles
Active Flammability
IEC 60384–14
V
R+20surgepulsesat2.5kV(pulseevery5seconds)
Passive Flammability
IEC 60384–14
IEC60384–1,IEC60695–11–5Needle-flametest
Damp Heat Steady State
IEC 60068–2–78 Test Cab
+40°Cand93%RH,56days
Approvals
Mark
Specification
File Number
EN/IEC 60384–14
CA08.00189
UL 60384–14 and CAN/CSA–
E60384–14
E97797
IEC 60384–14
CQC12001084206
CQC12001084386
CQC12001084205
CQC12001084204
CQC12001084195
CQC12001084207
Environmental Compliance
All new KEMET EMI capacitors are RoHS Compliant and Halogen Free.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com