công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 16Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 17Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 18Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015 14
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
Packaging Quantities
Size
Code
Lead
Spacing
Thickness
(mm)
Height
(mm)
Length
(mm)
Bulk
Short
Leads
Bulk
Long
Leads
Standard
Reel
ø 355 mm
Large
Reel
ø 500
mm
Ammo
Pizza
KE
7.5
2.5
6
10
2000
2500
2500
3500
KF
3
8
10
1500
1750
2100
2800
KG
4
8
10
2000
1500
1500
2100
KJ
5
10.5
10
1500
1000
1200
1600
KM
6
12
10.5
1000
800
1000
1350
KH
4
9
10
2000
1500
1500
2100
AN
10
3.5
9
13
2000
2200
850
1700
1150
AG
4
9
13
2000
2200
750
1500
1000
AK
5
11
13
1300
2000
600
1250
800
AP
6
12
13
1000
1800
500
1000
680
AO
7
17
13
600
700
450
900
580
AL
9.5
7.5
13
1000
1500
300
600
430
AE
4
8
13
2000
2200
750
1500
1000
BB
15
4
10
18
2500
1500
750
1500
1000
1411
BC
5
11
18
1000
1250
600
1250
800
1139
BE
5.5
12.5
18
800
1000
550
1100
750
1020
BG
6
12
18
1750
1000
500
1000
680
935
BK
7.5
13.5
18
1000
800
350
800
500
748
BI
6
17.5
18
1000
800
500
1000
680
935
BP
8.5
14.5
18
1000
650
300
700
440
663
BT
9
12.5
18
1000
700
270
650
410
629
BO
7.5
18.5
18
900
500
350
800
500
748
BS
10
16
18
750
550
300
600
380
561
BR
13
12
18
750
520
200
480
280
425
BY
11
19
18
450
400
250
500
340
510
BA
8.5
12.5
18
1000
650
300
700
440
663
BZ
12
20
18
350
300
220
450
330
459
DB
22.5
6
14.5
26
805
450
300
700
464
660
DI
7
16
26
700
450
250
550
380
564
DH
8.0
16.0
26
520
300
240
500
330
492
DJ
8.5
17
26
450
350
250
450
280
468
DM
9
18.5
26
400
225
200
400
300
444
DO
10
18.5
26
360
350
160
350
235
396
DP
11
20
26
300
200
190
350
217
360
DU
13
22
26
230
150
150
300
200
300
DY
15.5
24.5
26
150
100
120
250
170
252



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com