công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 16Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 17Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 18Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 19Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015 15
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
Packaging Quantities cont'd
Size
Code
Lead
Spacing
Thickness
(mm)
Height
(mm)
Length
(mm)
Bulk
Short
Leads
Bulk
Long
Leads
Standard
Reel
ø 355 mm
Large
Reel
ø 500
mm
Ammo
Pizza
FB
27.5
9.0
17.0
31.5
370
FC
11.0
20.0
31.5
300
FI
13.0
25.0
31.5
250
FN
14.0
28.0
31.5
230
FO
17.0
40.0
31.5
190
FR
17.5
28.0
31.5
190
FS
19.0
29.0
31.5
170
FY
22.0
37.0
31.5
150
FH
21.0
12.5
31.5
150
FQ
27.5
16.0
31.5
120
FT
31.0
19.0
31.5
100
RB
37.5
11.0
22.0
41.0
210
RF
13.0
24.0
41.0
175
RH
15.0
26.0
41.0
154
RC
16.0
28.5
41.0
140
RD
19.0
32.0
41.0
119
RP
21.0
38.0
41.0
105
RO
24.0
44.0
41.0
91
RU
30.0
45.0
41.0
77
RV
24.0
15.0
41.0
91
RW
24.0
19.0
41.0
91



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com