công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 16Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 17Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 18Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 19Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015 17
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
H
T
W
Lead Taping & Packaging (IEC 60286–2) cont'd
Ammo Specifications
Series
Dimensions (mm)
H
W
T
R4x,R4x+R,R7x,RSB
360
340
59
F5A, F5B, F5D
F6xx, F8xx
PHExxx, PMExxx, PMRxxx
330
330
50
Reel Specifications
Series
Dimensions (mm)
D
H
W
R4x,R4x+R,R7x,RSB
355
500
30
25
55 (Max)
F5A, F5B, F5D
F6xx, F8xx
PHExxx, PMExxx, PMRxxx
360
500
30
46 (Max)
Manufacturing Date Code (IEC–60062)
Y = Year, Z = Month
Year
Code
Month
Code
2000
M
January
1
2001
N
February
2
2002
P
March
3
2003
R
April
4
2004
S
May
5
2005
T
June
6
2006
U
July
7
2007
V
August
8
2008
W
September
9
2009
X
October
O
2010
A
November
N
2011
B
December
D
2012
C
2013
D
2014
E
2015
F
2016
H
2017
J
2018
K
2019
L
2020
M
D
W
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com