công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015
7
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
Table 1 – Ratings & Part Number Reference
(1) M = ±20%, K = ±10%.
(2) Insert lead and packaging code. See Ordering Options Table for available options.
(3) M = ±20% (only available tolerance).
Capacitance Value
(µF)
Size Code
Maximum Dimensions in mm
Lead
Spacing (p)
dV/dt
(V/µs)
Part Number
B
H
L
0.01
KG
4.0
8.0
10.0
7.5
500
F861KG103(1)310(2)
0.012
KG
4.0
8.0
10.0
7.5
500
F861KG123(1)310(2)
0.015
KH
4.0
9.0
10.0
7.5
500
F861KH153(3)310(2)
0.018
KJ
5.0
10.5
10.0
7.5
500
F861KJ183(1)310(2)
0.022
KJ
5.0
10.5
10.0
7.5
500
F861KJ223(1)310(2)
0.025
KJ
5.0
10.5
10.0
7.5
500
F861KJ253(1)310(2)
0.027
KJ
5.0
10.5
10.0
7.5
500
F861KJ273(1)310(2)
0.033
KJ
5.0
10.5
10.0
7.5
500
F861KJ333(3)310(2)
0.033
KM
6.0
12.0
10.5
7.5
500
F861KM333(1)310(2)
0.039
KM
6.0
12.0
10.5
7.5
500
F861KM393(1)310(2)
0.047
KM
6.0
12.0
10.5
7.5
500
F861KM473(3)310(2)
0.01
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE103(1)310(2)
0.01
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL103(1)310(2)
0.012
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE123(1)310(2)
0.015
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE153(1)310(2)
0.015
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL153(1)310(2)
0.018
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE183(1)310(2)
0.018
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL183(1)310(2)
0.022
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE223(1)310(2)
0.022
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL223(1)310(2)
0.025
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE253(1)310(2)
0.025
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL253(1)310(2)
0.027
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE273(1)310(2)
0.027
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL273(1)310(2)
0.033
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE333(1)310(2)
0.033
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL333(1)310(2)
0.039
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE393(1)310(2)
0.039
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL393(1)310(2)
0.047
AE
4.0
8.0
13.0
10.0
500
F861AE473(3)310(2)
0.047
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL473(1)310(2)
0.056
AG
4.0
9.0
13.0
10.0
500
F861AG563(1)310(2)
0.056
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL563(1)310(2)
0.068
AK
5.0
11.0
13.0
10.0
500
F861AK683(1)310(2)
0.068
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL683(1)310(2)
0.082
AK
5.0
11.0
13.0
10.0
500
F861AK823(1)310(2)
0.082
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL823(1)310(2)
0.1
AK
5.0
11.0
13.0
10.0
500
F861AK104(3)310(2)
0.1
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL104(1)310(2)
0.1
AP
6.0
12.0
13.0
10.0
500
F861AP104(1)310(2)
0.12
AL
9.5
7.5
13.0
10.0
500
F861AL124(1)310(2)
0.12
AP
6.0
12.0
13.0
10.0
500
F861AP124(1)310(2)
0.15
AO
7.0
17.0
13.0
10.0
500
F861AO154(1)310(2)
0.15
AP
6.0
12.0
13.0
10.0
500
F861AP154(3)310(2)
0.18
AO
7.0
17.0
13.0
10.0
500
F861AO184(1)310(2)
0.22
AO
7.0
17.0
13.0
10.0
500
F861AO224(1)310(2)
0.25
AO
7.0
17.0
13.0
10.0
500
F861AO254(1)310(2)
0.27
AO
7.0
17.0
13.0
10.0
500
F861AO274(1)310(2)
0.01
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB103(1)310(2)
0.012
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB123(1)310(2)
0.015
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB153(1)310(2)
0.018
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB183(1)310(2)
0.022
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB223(1)310(2)
0.025
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB253(1)310(2)
0.027
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB273(1)310(2)
0.033
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB333(1)310(2)
0.039
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB393(1)310(2)
0.047
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB473(1)310(2)
0.056
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB563(1)310(2)
0.068
BB
4.0
10.0
18.0
15.0
400
F861BB683(1)310(2)
Capacitance Value (µF)
Size Code
B (mm)
H (mm)
L (mm)
Lead Spacing (p)
dV/dt (V/µs)
Part Number



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com