công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F861AP104M310C bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F861AP104M310C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F861AP104M310C bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Kemet Corporation

Back Button F861AP104M310C Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 16Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 17Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 18Page - Kemet Corporation F861AP104M310C Datasheet HTML 19Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
F3001_F861_X2_310 • 5/13/2015 16
Film Capacitors
AC Line EMI Suppression and RC Networks – F861 Series Metallized Polypropylene Film, Class X2, 310 VAC
Lead Taping & Packaging (IEC 60286–2)
Taping Specification
Dimensions in mm
Standard IEC 60286–2
Lead spacing
+6/-0.1
F
5
7.5
10
15
22.5
27.5
F
Carrier tape width
+1/-0.5
W
18
18
18
18
18
18
18+1/-0.5
Hold-down tape width
Minimum
W
0
6
6
9
10
10
10
Position of sprocket hole
+/-0.5
W
1
9
9
9
9
9
9
9+0.75/-0.5
Distance between tapes
Maximum
W
2
3
3
3
3
3
3
3
Sprocket hole diameter
+/-0.2
D
0
4
4
4
4
4
4
4
Feed hole lead spacing
+/-0.2(1)
P
0
(3)
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
Distance lead – feed hole
+/-0.7
P
1
3.85
3.75
7.7
5.2
7.8
5.3
P1
Deviation tape – plane
Maximum
∆p
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
Lateral deviation
+/-2
∆h
2
2
2
2
2
2
2
Total thickness
+/-0.2
t
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9MAX
0.9MAX
0.9MAX
Sprocket hole/cap body
+/-0.5
H
0
(2)
18.5+/-0.5
18.5+/-0.5
18.5+/-0.5
18.5+/-0.5
18.5+/-0.5
18.5+/-0.5
18+2/-0
(1) Maximum cumulative feed hole error, 1 mm per 20 parts.
(2) 16.5 mm available on request.
(3) 15 mm available on request (F ≥ 10 mm).
Lead Spacing 5 mm
Lead Spacing 7.5 mm
Lead Spacing 10 – 15 mm
Lead Spacing 22.5 – 27.5 mm
0
0
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com