công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDC-GP21 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - ams AG

tên linh kiện TDC-GP21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrasonic-Flow-Converter
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

TDC-GP21 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - ams AG

Back Button TDC-GP21 Datasheet HTML 30Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 31Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 32Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 33Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 34Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 35Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 36Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 37Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 38Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 91 page
background image
TDC-GP21
acam messelectronic gmbh - Friedrich-List-Str.4 - 76297 Stutensee - Germany - www.acam.de
3-9
integer and 5 fractional digits in multiples
of Tref
Mandatory: If EN_ANALOG = 0 then set
DELVAL2 = 0
ID3
Free bits, e.g. to be used as identification
or version number
Register 4 (address 4):
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9
8
7-0
k.d.
DELVAL3
ID4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Parameter
Description
Settings
DELVAL3
Delay value for internal stop enable unit, hit 3
channel 1. Fixed point number with 14
integer and 5 fractional digits in multiples of
Tref
DELVAL3 = 0 to 16383.96875
Mandatory: If EN_ANALOG = 0 then set
DELVAL3 = 0
ID4
Free bits, e.g. to be used as identification or
version number
Register 5 (address 5):
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
9
8
7-0
PHFIRE
ID5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Parameter
Description
Settings
CONF_FIRE
Output configuration for pulse generator
3’b 011 is not allowed
Bit 31 = 1: FIRE_BOTH (inverts FIRE_DOWN)
Bit 30 = 1: enable output FIRE_UP
Bit 29 = 1: enable output FIRE_DOWN
EN_STARTNOISE
Enables additional noise for start channel
1 = switch on noise unit
DIS_PHASESHIFT
(Dis_PhaseNoise)
Phase noise unit. Improves statistics and
should be enabled if start pulse
generation is derived from the GP2
reference clock (e.g. with fire pulse
generator).
1 = disables phase noise
0 = enables phase noise unit
Member of the ams Group



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com