công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDC-GP21 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - ams AG

tên linh kiện TDC-GP21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrasonic-Flow-Converter
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

TDC-GP21 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - ams AG

Back Button TDC-GP21 Datasheet HTML 16Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 17Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 18Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 19Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 20Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 21Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 22Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 23Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 24Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 91 page
background image
TDC-GP21
acam messelectronic gmbh - Friedrich-List-Str.4 - 76297 Stutensee - Germany - www.acam.de
2-11
No.
Name
Description
Buffer type
Value
If not
used
11
SI
Data input serial interface
12
SO
Data output serial interface
4 mA tristate
13
RSTN
Reset input
LOW active
14
VCC
Core supply voltage
15
CLK32OUT
Output 32 kHz clock generator
n. c.
16
CLK32IN
Input 32 kHz clock generator
GND
17
SENSET
Sense input temperature
measurement
Schmitt
trigger
GND
18
LOADT
Load output temperature
measurement
24 mA
n.c.
19
PT4*
Port 4 temperature
measurement
> 96 mA open
drain
20
PT3*
Port 3 temperature
measurement
> 96 mA open
drain
21
GND
Ground
22
VIO
I/O – supply voltage
23
PT2*
Port 2 temperature
measurement
> 96 mA open
drain
24
PT1*
Port 1 temperature
measurement
> 96 mA open
drain
25
EN_STOP2
Enable pin stop input 2
HIGH
active
VIO
26
EN_STOP1
Enable pin stop input 1
HIGH
active
VIO
27
STOP2
Stop input 2
GND
28
GND
Ground
29
VCC
Core supply voltage
30
STOP1
Stop input 1
GND
31
START
Start input
32
EN_START
Enable pin start input
HIGH
active
VIO
* RDSON temperature ports: typ. 1.8
Ω
@ 3.0 V
Member of the ams Group



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com