công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDC-GP21 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - ams AG

tên linh kiện TDC-GP21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrasonic-Flow-Converter
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

TDC-GP21 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - ams AG

Back Button TDC-GP21 Datasheet HTML 78Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 79Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 80Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 81Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 82Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 83Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 84Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 85Page - ams AG TDC-GP21 Datasheet HTML 86Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 91 page
background image
TDC-GP21
acam messelectronic gmbh - Friedrich-List-Str.4 - 76297 Stutensee - Germany - www.acam.de
5-9
5.5
EMC Measures
Regarding the EMC susceptibility, there are measures we can recommend:
Most importantly: the housing of the spool-piece must be connected to the
electrical GND signal of the PCB
Using ferrite cores with ~100 Ohm @ 100 MHZ with a low DC resistance, e.g.
MURATA - BLM18EG101TN1D - FERRITE BEAD (Impedance: 100 Ohm, DC
Resistance Max: 0.045 Ohm, DC Current Rating: 2000 mA, Ferrite Case Style:
0603)
Using capacitors (value = 1 nF) between fire outputs and GND
Using a shielded cable
Common mode chokes are not needed
With these measures, we usually see significant improvement.
Please make sure that the capacitors are of C0G type. Use no other types. Values up to
2.2 nF should work without too big disturbance on the measurement result.
EMC protection of transducer (acam-messelectronic gmbh)
Figure 5.4
Member of the ams Group



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com