công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M30622ECTFP bảng dữ liệu(PDF) 156 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện M30622ECTFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

M30622ECTFP bảng dữ liệu(HTML) 156 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Back Button M30622ECTFP Datasheet HTML 152Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 153Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 154Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 155Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 156Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 157Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 158Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 159Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M30622ECTFP Datasheet HTML 160Page - Mitsubishi Electric Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 156 / 184 page
background image
156
Tentative Specifications REV.A
Mitsubishi microcomputers
M16C / 62T Group
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Specifications in this manual are tentative and subject to change.
Under
development
A-D Converter
AN0
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6
AN7
AN00
AN01
AN02
AN03
AN04
AN05
AN06
AN07
ADGSEL1,ADGSEL0
= 0,0
ADGSEL1,ADGSEL0
= 1,0
AN20
AN21
AN22
AN23
AN24
AN25
AN26
AN27
ADGSEL1,ADGSEL0
= 1,1
ANEX0
ANEX1
Analog input pins
Resistor ladder
Successive conversion register
External op-amp
Comparator
Port P10 group
Analog input pins
Port P0 group
Analog input pins
Port P2 group
VCC
AVCC
VSS
AVSS
ANi
C4
C1
C3
C2
VREF
Microcomputer
Note 1: C1
≥0.47µF, C2≥0.47µF, C3≥100pF, C4≥0.1µF
Note 2: Use thick and shortest possible wiring to connect
capacitors.
Figure 1.20.9. Example of external op-amp connection mode
Figure 1.20.10. Example connection of VCC, VSS, AVCC, AVSS, VREF and ANi



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com