| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RM0319 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0319 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 368 page ![]() List of figures RM0319 20/368 Doc ID 022640 Rev 3 Figure 49. Interrupt management: sbd_intr_o and pmt_intr_o generation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Figure 50. MACB simplified block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Figure 51. MII configuration in SPEAr320S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 52. RMII configuration in SPEAr320S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Figure 53. MACB detailed block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Figure 54. Receive buffer list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Figure 55. Transmit buffer list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 56. SD/SDIO/MMC controller pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Figure 57. MMC-SD/SDIO controller block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Figure 58. SD card detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Figure 59. SD clock supply sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Figure 60. Command issue sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 61. Command completion sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Figure 62. Data transaction sequence without DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Figure 63. Data transaction sequence with SDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Figure 64. Data transaction sequence with ADMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Figure 65. Abort transaction sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Figure 66. CAN controller block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Figure 67. Data transfer between IFx registers and message RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Figure 68. CAN core in silent mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Figure 69. CAN Core in loop back mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Figure 70. CAN core in loop back combined with silent mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Figure 71. Message identifier formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Figure 72. Data frame format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Figure 73. CPU handling of a FIFO buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Figure 74. Bit timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Figure 75. Propagation time segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Figure 76. Synchronisation on “late” and “early” Edges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Figure 77. Filtering of short dominant spikes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Figure 78. Structure of the CAN Core protocol controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Figure 79. UART block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 80. Hardware flow control between two similar devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 81. I2C controller functional block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 82. START and STOP conditions [from I2C-bus specification] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 83. START byte procedure [from I2C-bus specification] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 84. Multiple master arbitration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Figure 85. Clock synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 86. SSP block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Figure 87. Dataflow block diagram of the FIrDA controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Figure 88. Tx signal generation at 4 Mbps in FIR mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Figure 89. SPP interface block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Figure 90. Data transfer timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Figure 91. ADC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Figure 92. GPIO block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Figure 93. GPIO signal interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Figure 94. GPIO interrupt triggering logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Figure 95. GPIO block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Figure 96. CLCD block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Figure 97. CLCD clock muxing scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Figure 98. Powering up and down sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Figure 99. Top level diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Figure 100. Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 |