| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RM0312 bảng dữ liệu(PDF) 170 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0312 bảng dữ liệu(HTML) 170 Page - STMicroelectronics |
|
170 / 275 page ![]() 8-bit basic timer (TIM4) RM0312 170/275 DocID022352 Rev 3 18.5.9 Auto-reload register (TIM4_ARR) Address offset: 0x08 Reset value: 0xFF 18.5.10 TIM4 register map and reset values Refer to the datasheet for the base address. 7 654 3210 ARR[7:0] rw Bits 7:0 ARR[7:0]: Autoreload Value Table 37. TIM4 register map Address offset Register name 76 543210 0x00 TIM4_CR1 Reset value ARPE 0 - 0 - 0 - 0 OPM 0 URS 0 UDIS 0 CEN 0 0x01 TIM4_CR2 Reset value - 0 MMS2 0 MMS1 0 MMS0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0x02 TIM4_SMCR Reset value MSM 0 TS2 0 TS1 0 TS0 0 - 0 SMS2 0 SMS1 0 SMS0 0 0x03 TIM4_IER Reset value - 0 TIE 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 UIE 0 0x04 TIM4_SR1 Reset value - 0 TIF 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 UIF 0 0x05 TIM4_EGR Reset value - 0 TG 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 UG 0 0x06 TIM4_CNTR Reset value CNT7 0 CNT6 0 CNT5 0 CNT4 0 CNT3 0 CNT2 0 CNT1 0 CNT0 0 0x07 TIM4_PSCR Reset value - 0 - 0 - 0 - 0 PSC3 0 PSC2 0 PSC1 0 PSC0 0 0x08 TIM4_ARR Reset value ARR7 1 ARR6 1 ARR5 1 ARR4 1 ARR3 1 ARR2 1 ARR1 1 ARR0 1 |