| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RM0312 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0312 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 275 page ![]() List of figures RM0312 16/275 DocID022352 Rev 3 Figure 52. PWM input signal measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Figure 53. PWM input signal measurement example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Figure 54. Channel output stage block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Figure 55. Output stage of channel 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Figure 56. Output compare mode, toggle on OC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Figure 57. Edge-aligned counting mode PWM mode 1 waveforms (ARR=8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Figure 58. Center-aligned PWM waveforms (ARR=8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Figure 59. Example of one pulse mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Figure 60. Behavior of outputs in response to a break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Figure 61. ETR activation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Figure 62. Example of counter operation in encoder interface mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Figure 63. Example of encoder interface mode with IC1 polarity inverted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Figure 64. TIM4 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Figure 65. I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Figure 66. I2C block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Figure 67. Transfer sequence diagram for slave transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Figure 68. Transfer sequence diagram for slave receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Figure 69. Transfer sequence diagram for master transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Figure 70. Transfer sequence diagram for master receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Figure 71. I2C interrupt mapping diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Figure 72. SPI block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Figure 73. Single master/ single slave application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Figure 74. Data clock timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Figure 75. TXE/RXNE/BSY behavior in full duplex mode (RXONLY = 0). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Figure 76. TXE/RXNE/BSY behavior in slave / full duplex mode (BDM = 0, RXONLY = 0). Case of continuous transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Figure 77. TXE/BSY in master transmit-only mode (BDM = 0 and RXONLY = 0). Case of continuous transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Figure 78. TXE/BSY in slave transmit-only mode (BDM = 0 and RXONLY = 0). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Figure 79. RXNE behavior in receive-only mode (BDM = 0 and RXONLY = 1). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Figure 80. TXE/BSY behavior when transmitting (BDM = 0 and RXLONY = 0). Case of discontinuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Figure 81. USART block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 82. Word length programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 83. Configurable STOP bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Figure 84. TC/TXE behavior when transmitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Figure 85. Start bit detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Figure 86. Data sampling for noise detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 87. How to code USART_DIV in the BRR registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Figure 88. Mute mode using Idle line detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Figure 89. Mute mode using address mark detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Figure 90. USART example of synchronous transmission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Figure 91. USART data clock timing diagram (M=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Figure 92. USART data clock timing diagram (M=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Figure 93. RX data setup/hold time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Figure 94. USART interrupt mapping diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Figure 95. ProxSense block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 |