| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3139 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3139 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 63 page ![]() /*Updated functions*/ 1/ void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_FirstBit_TypeDef SPI_FirstBit, SPI_BaudRatePrescaler_TypeDef SPI_BaudRatePrescaler, SPI_Mode_TypeDef SPI_Mode, SPI_CPOL_TypeDef SPI_CPOL, SPI_CPHA_TypeDef SPI_CPHA, SPI_DirectionMode_TypeDef SPI_Data_Direction, SPI_NSS_TypeDef SPI_Slave_Management, uint8_t CRCPolynomial);" /*Updated functions*/ 1/ void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_FirstBit_TypeDef SPI_FirstBit, SPI_BaudRatePrescaler_TypeDef SPI_BaudRatePrescaler, SPI_Mode_TypeDef SPI_Mode, SPI_CPOL_TypeDef SPI_CPOL, SPI_CPHA_TypeDef SPI_CPHA, SPI_DirectionMode_TypeDef SPI_Data_Direction, SPI_NSS_TypeDef SPI_Slave_Management, uint8_t CRCPolynomial);" /*Updated functions*/ 1/ void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_FirstBit_TypeDef SPI_FirstBit, SPI_BaudRatePrescaler_TypeDef SPI_BaudRatePrescaler, SPI_Mode_TypeDef SPI_Mode, SPI_CPOL_TypeDef SPI_CPOL, SPI_CPHA_TypeDef SPI_CPHA, SPI_DirectionMode_TypeDef SPI_Data_Direction, SPI_NSS_TypeDef SPI_Slave_Management, uint8_t CRCPolynomial);" Table 2. STM8L firmware library compatibility (continued) Peripheral STM8L10x STM8L15x/STM8L16x Low density STM8L10x Low density STM8L15x Medium density STM8L15x Medium+/High density STM8L15x/ High density STM8L16x |