công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(PDF) 115 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(HTML) 115 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFA Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 116Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 117Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 118Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 115 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 115 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
Appendix 1. Package Dimensions
10
9
K
J
A
H
G
F
E
D
C
B
12345678
S
B
A
S
yS
AB
Index mark
SAB
v
x4
(Laser mark)
Index mark
A
w S
D
A
b1
b
0.29
0.25
0.21
b
b1
y
0.10
e
0.5
ZD
0.5
ZE
0.5
x
A
1.05
E
5.5
D
5.5
Reference
Symbol
Dimension in Millimeters
Min
Nom Max
0.29
0.34
0.39
0.08
P-TFLGA100-5.5x5.5-0.5
0.1g
MASS[Typ.]
100F0M
PTLG0100KA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
w
0.20
v
0.15
e
ZD
Detail F
L1
L
Index mark
y
*1
*3
F
80
61
60
41
40
21
20
1
x
ZD
D
HD
e
bp
2.
1.
DIMENSIONS "*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
Previous Code
JEITA Package Code
RENESAS Code
PLQP0080KB-A
80P6Q-A
MASS[Typ.]
0.5g
P-LQFP80-12x12-0.50
1.0
0.125
0.18
1.25
1.25
0.08
0.20
0.145
0.09
0.25
0.20
0.15
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
12.1
12.0
11.9
D
12.1
12.0
11.9
E
1.4
A2
14.2
14.0
13.8
14.2
14.0
13.8
1.7
A
0.2
0.1
0
0.7
0.5
0.3
L
x
10°
0°
c
0.5
e
0.08
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
Terminal cross section
bp
b1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com