công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFA Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 89 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 3 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 3 V, VSS = 0 V, at Topr = -20°C to 85°C/-40°C to 85°C unless otherwise specified)
5.3.2.4
Timer B Input
Figure 5.25
Timer B Input
Table 5.50
Timer B Input (Counter Input in Event Counter Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time (counted on one edge)
150
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width (counted on one edge)
60
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width (counted on one edge)
60
ns
tc(TB)
TBiIN input cycle time (counted on both edges)
300
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width (counted on both edges)
120
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width (counted on both edges)
120
ns
Table 5.51
Timer B Input (Pulse Period Measurement Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time
600
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width
300
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width
300
ns
Table 5.52
Timer B Input (Pulse Width Measurement Mode)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input cycle time
600
ns
tw(TBH)
TBiIN input high pulse width
300
ns
tw(TBL)
TBiIN input low pulse width
300
ns
TBiIN input
tc(TB)
t w(TBH)
t w(TBL)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com