công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFA Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 72 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.14
Timing Diagram
Memory Expansion Mode and Microprocessor Mode
(Effective in wait state setting)
RDY input
RD
BCLK
(Separate bus)
(Multiplexed bus)
RD
(Separate bus)
(Multiplexed bus)
tsu(RDY-BCLK)
th(BCLK-RDY)
Measuring conditions
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
Input timing voltage: V = 1.0 V, V
= 4.0 V
IL
IH
Output timing voltage: V
= 2.5 V, V
= 2.5 V
OL
OH
V
= V
= 5 V
CC1
CC2
WR, WRL, WRH
WR, WRL, WRH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com