công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFA Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 33 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Note:
1.
The blank areas are reserved. No access is allowed.
Table 4.5
SFR Information (5) (1)
Address
Register
Symbol
Reset Value
0180h
DMA0 Source Pointer
SAR0
XXh
0181h
XXh
0182h
0Xh
0183h
0184h
DMA0 Destination Pointer
DAR0
XXh
0185h
XXh
0186h
0Xh
0187h
0188h
DMA0 Transfer Counter
TCR0
XXh
0189h
XXh
018Ah
018Bh
018Ch
DMA0 Control Register
DM0CON
0000 0X00b
018Dh
018Eh
018Fh
0190h
DMA1 Source Pointer
SAR1
XXh
0191h
XXh
0192h
0Xh
0193h
0194h
DMA1 Destination Pointer
DAR1
XXh
0195h
XXh
0196h
0Xh
0197h
0198h
DMA1 Transfer Counter
TCR1
XXh
0199h
XXh
019Ah
019Bh
019Ch
DMA1 Control Register
DM1CON
0000 0X00b
019Dh
019Eh
019Fh
01A0h
DMA2 Source Pointer
SAR2
XXh
01A1h
XXh
01A2h
0Xh
01A3h
01A4h
DMA2 Destination Pointer
DAR2
XXh
01A5h
XXh
01A6h
0Xh
01A7h
01A8h
DMA2 Transfer Counter
TCR2
XXh
01A9h
XXh
01AAh
01ABh
01ACh
DMA2 Control Register
DM2CON
0000 0X00b
01ADh
01AEh
01AFh
X: Undefined



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com