công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMNFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMNFA bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMNFA Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp R5F363AMNFA Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 119 page
background image
R01DS0033EJ0220 Rev.2.20
Page 60 of 115
Nov 01, 2012
M16C/63 Group
5. Electrical Characteristics
Note:
1.
Waiting time until the internal power supply generator stabilizes when power is on.
Figure 5.5
Power Supply Circuit Timing Diagram
Table 5.16
Power Supply Circuit Timing Characteristics
The measurement condition is VCC1 = 1.8 to 5.5 V and Topr = 25°C, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Condition
Standard
Unit
Min.
Typ.
Max.
td(P-R)
Internal power supply stability time when power is on (1)
5ms
td(R-S)
STOP release time
150
μs
td(W-S)
Low power mode wait mode release time
150
μs
CPU clock
td(P-R)
Internal power supply stability
time when power is on
Interrupt for
(a) Stop mode release
or
(b) Wait mode release
CPU clock
(a)
(b)
td(R-S)
STOP release time
td(W-S)
Low power mode
wait mode release time
VC25, VC26, VC27
td(E-A)
Voltage detector
operation start time
Stop
Operate
Recommended
operation voltage
Voltage detector
VCC1
td(P-R)
td(R-S)
td(W-S)
td(E-A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com