| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ACT5880 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Active-Semi, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACT5880 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Active-Semi, Inc |
|
45 / 87 page ![]() ACT5880 Rev 2, 03-Sep-13 - 45 - www.active-semi.com ActivePMU TM and ActivePathTM are trademarks of Active-Semi. I2CTM is a trademark of NXP. Copyright © 2013 Active-Semi, Inc. Active-Semi Confidential―Do Not Copy or Distribute NON-LINEAR DUTY SETTING STEP-UP DC/DC VOLTAGE SETTING Unit: V DUTY_[4:1], DUTY_[0] is ignored for its less change. 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 000 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 001 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 010 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 011 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 100 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10 10 11 11 12 12 12 101 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 110 26 27 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 45 46 48 49 111 52 53 55 58 61 64 67 73 77 80 83 86 89 92 95 100 [7:5] VSET [7:4] VSET[3:0] 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0001 0010 0011 0100 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 0101 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 0110 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 0111 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 1000 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 1001 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 1010 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 1011 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 1100 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6 21.0 21.6 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2 24.6 25.0 1101 25.4 25.8 26.2 26.6 27.0 27.4 27.8 28.2 28.6 29.0 29.4 29.8 30.2 30.6 31 31.4 1110 31.8 32.2 32.6 33.0 33.4 33.8 34.2 34.6 35 35.4 35.8 36.2 36.6 37 37.4 37.8 1111 38.2 38.6 39.0 39.4 39.8 40.2 40.6 41.0 41.4 for all codes after 11111000. 3.0 for all codes before 01000000. |