công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F110ME bảng dữ liệu(PDF) 123 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F110ME
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F110ME bảng dữ liệu(HTML) 123 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F110ME Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 120Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 121Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 122Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 123Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 124Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 126Page - Renesas Technology Corp R5F110ME Datasheet HTML 127Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 123 / 153 page
background image
RL78/L1C
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (G: TA = -40 to +105 °C)
R01DS0192EJ0200 Rev. 2.00
Page 123 of 149
Feb 21, 2014
(Notes and Caution are listed on the next page. Remarks are listed on the page after the next page.)
(7)
Communication at different potential (1.8 V, 2.5 V) (CSI mode) (slave mode, SCKp... external clock input)
(TA = -40 to +105 °C, 2.4 V VDD 3.6 V, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
HS (high-speed main) Mode
Unit
MIN.
MAX.
SCKp cycle time Note 1
tKCY2
2.7 V
 VDD  3.6 V,
2.3 V
 Vb  2.7 V
20 MHz
 fMCK  24 MHz
32/fMCK
ns
16 MHz
 fMCK  20 MHz
28/fMCK
ns
8 MHz
 fMCK  16 MHz
24/fMCK
ns
4 MHz
 fMCK  8 MHz
16/fMCK
ns
fMCK
 4 MHz
12/fMCK
ns
2.4 V
 VDD < 3.3 V,
1.6 V
 Vb  2.0 V Note 2
20 MHz
 fMCK  24 MHz
72/fMCK
ns
16 MHz
 fMCK  20 MHz
64/fMCK
ns
8 MHz
 fMCK  16 MHz
52/fMCK
ns
4 MHz
 fMCK  8 MHz
32/fMCK
ns
fMCK
 4 MHz
20/fMCK
ns
SCKp high-/low-level width
tKH2, tKL2
2.7 V
 VDD  3.6 V, 2.3 V  Vb  2.7 V
tKCY2/2 - 36
ns
2.4 V
 VDD < 3.3 V, 1.6 V  Vb  2.0 V Note 2
tKCY2/2 - 100
ns
SIp setup time (to SCKp
↑) Note 3
tSIK2
2.7 V
 VDD  3.6 V
1/fMCK + 40
ns
2.4 V
 VDD < 3.3 V
1/fMCK + 60
ns
SIp hold time (from SCKp
↑) Note 4
tKSI2
1/fMCK + 62
ns
Delay time from SCKp
↓ to SOp output Note 5
tKSO2
2.7 V
 VDD  3.6 V, 2.3 V  Vb  2.7 V
Cb = 30 pF, Rb = 2.7 k
2/fMCK + 428
ns
2.4 V
 VDD < 3.3 V, 1.6 V  Vb  2.0 V Note 2
Cb = 30 pF, Rb = 5.5 k
2/fMCK + 1146
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com