công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT8016L bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT8016L
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 600mA, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT8016L bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT8016L Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
RT8016L
7
DS8016L-02 March 2011
www.richtek.com
Time (250
μs/Div)
VEN
(2V/Div)
Power Off from EN
VOUT
(1V/Div)
IIN
(50mA/Div)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.8V, IOUT = 100mA
Time (50
μs/Div)
VEN
(2V/Div)
Power Off from EN
VOUT
(1V/Div)
IIN
(500mA/Div)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.8V, IOUT = 1A
VIN = 3.6V, IOUT = 50mA to 1000mA
Time (500
μs/Div)
VEN
(2V/Div)
Power On from EN
VOUT
(1V/Div)
IIN
(500mA/Div)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.8V, IOUT = 1A
Time (500ns/Div)
VLX
(5V/Div)
Output Ripple Voltage
VOUT
(10mV/Div)
VIN = 3.6V, VOUT = 1.8V, IOUT = 1A
Output Voltage
(100mV/Div)
Output Current
(500mA/Div)
VIN = 3.6V, IOUT = 50mA to 500mA
Time (100
μs/Div)
Load Transient Response
Output Voltage
(100mV/Div)
Output Current
(500mA/Div)
Time (100
μs/Div)
Load Transient Response



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com