công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT8016L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT8016L
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 600mA, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT8016L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT8016L Datasheet HTML 2Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT8016L Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
RT8016L
6
DS8016L-02 March 2011
www.richtek.com
Frequency vs. Input Voltage
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Input Voltage (V)
IOUT = 100mA
Frequency vs. Temperature
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature(°C)
VIN = 3.6V, IOUT = 100mA
Input Voltage threshold vs. Temperature
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
Falling
Rising
IOUT = 0mA
Quiescent Current vs. Temperature
20
25
30
35
40
45
50
55
60
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
VIN = 3.6V
Current Limit vs. Input Voltage
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Input Voltage (V)
VIN = 3.6V
VIN = 3.6V, VOUT = 1.8V, lOUT = 100mA
Time (500
μs/Div)
VEN
(2V/Div)
Power On from EN
VOUT
(1V/Div)
IOUT
(500mA/Div)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com