công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EDJ2104BASE bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Elpida Memory

tên linh kiện EDJ2104BASE
Giải thích chi tiết về linh kiện  2G bits DDR3 SDRAM
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

EDJ2104BASE bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Elpida Memory

Back Button EDJ2104BASE Datasheet HTML 53Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 54Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 55Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 56Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 57Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 58Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 59Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 60Page - Elpida Memory EDJ2104BASE Datasheet HTML 61Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 148 page
background image
EDJ2104BASE, EDJ2108BASE
Preliminary Data Sheet E1505E20 (Ver. 2.0)
57
-AE
-8C
Data rate (Mbps)
1066
800
Parameter
Symbol
min.
max.
min.
max.
Unit
Notes
DQS falling edge setup time to
rising CK
tDSS
0.2
0.2
tCK (avg)
24, 36
DQS input high pulse width
tDQSH
0.45
0.55
0.45
0.55
tCK (avg)
34, 35
DQS input low pulse width
tDQSL
0.45
0.55
0.45
0.55
tCK (avg)
33, 35
DQS output high time
tQSH
0.38
0.38
tCK (avg)
12, 13,
38
DQS output low time
tQSL
0.38
0.38
tCK (avg)
12, 13,
38
Mode register set command
cycle time
tMRD
4
4
nCK
Mode register set command
update delay
tMOD
15
15
ns
27
tMOD
12
12
nCK
27
Read preamble
tRPRE
0.9
0.9
tCK (avg)
1, 19,
38
Read postamble
tRPST
0.3
0.3
tCK (avg)
11, 12,
13, 38
Write preamble
tWPRE
0.9
0.9
tCK (avg)
1
Write postamble
tWPST
0.3
0.3
tCK (avg)
1
Write recovery time
tWR
15
15
ns
26
Auto precharge write recovery
+ precharge time
tDAL
WR
+ RU
(tRP/tCK (avg))
WR
+ RU (tRP/tCK
(avg))
nCK
Multi-Purpose register
recovery time
tMPRR
1
1
nCK
29
Read to write command delay
(BC4MRS, BC4OTF)
tRTW
RL + tCCD/2
+ 2nCK
− WL
RL + tCCD/2
+ 2nCK
− WL
(BL8MRS, BL8OTF)
tRTW
RL + tCCD
+ 2nCK
− WL
RL + tCCD + 2nCK
− WL
Internal write to read
command delay
tWTR
7.5
7.5
ns
18, 26,
27
tWTR
4
4
nCK
18, 26,
27
Internal read to precharge
command delay
tRTP
7.5
7.5
ns
26, 27
tRTP
4
4
nCK
26, 27
Active to READ with auto precharge
command delay
tRAP
tRCD min
tRCD min
28
Minimum CKE low width for self-
refresh entry to exit timing
tCKESR
tCKE (min.)
+1nCK
tCKE (min.) +1nCK
Valid clock requirement after self-
refresh entry or power-down entry
tCKSRE
10
10
ns
27
tCKSRE
5
5
nCK
27
Valid clock requirement before
self-refresh exit or power-down exit
tCKSRX
10
10
ns
27
tCKSRX
5
5
nCK
27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com