công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8358E bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8358E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.1 PBGA Silicon
PDF  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8358E bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8358E Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8358E Datasheet HTML 49Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 95 page
background image
MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.1 PBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 3
Freescale Semiconductor
45
JTAG
Figure 27. Local Bus Signals, GPCM/UPM Signals for LCRR[CLKDIV] = 4 (DLL Enabled)
10 JTAG
This section describes the DC and AC electrical specifications for the IEEE 1149.1 (JTAG) interface of
the MPC8358E.
10.1
JTAG DC Electrical Characteristics
Table 41 provides the DC electrical characteristics for the IEEE 1149.1 (JTAG) interface of the device.
Table 41. JTAG interface DC Electrical Characteristics
Characteristic
Symbol
Condition
Min
Max
Unit
Output high voltage
VOH
IOH = –6.0 mA
2.4
—
V
Output low voltage
VOL
IOL = 6.0 mA
—
0.5
V
Output low voltage
VOL
IOL = 3.2 mA
—
0.4
V
Input high voltage
VIH
—2.5
OVDD + 0.3
V
Input low voltage
VIL
—
–0.3
0.8
V
Input current
IIN
0 V
≤ VIN ≤ OVDD
—±10
μA
LSYNC_IN
UPM Mode Input Signal:
LUPWAIT
tLBIXKH2
tLBIVKH2
tLBIVKH1
tLBIXKH1
tLBKHOZ1
T1
T3
Input Signals:
LAD[0:31]/LDP[0:3]
UPM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LBS[0:3]/LGPL[0:5]
GPCM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LWE
tLBKHOV1
tLBKHOV1
tLBKHOZ1
T2
T4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com