công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS842S104 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện ICS842S104
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crystal-to-HSTL 100MHz / 200MHz PCI Express??Clock Synthesizer
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

ICS842S104 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Integrated Device Technology

Back Button ICS842S104 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 11Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 12Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 13Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 14Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 15Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 16Page - Integrated Device Technology ICS842S104 Datasheet HTML 17Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
ICS842S104CG REVISION A MARCH 17, 2010
13
©2010 Integrated Device Technology, Inc.
ICS842S104 Data Sheet
CRYSTAL-TO- HSTL 100MHZ / 200MHZ PCI EXPRESS™ CLOCK SYNTHESIZER
Termination for HSTL Outputs
Figure 4. HSTL Output Termination
VDDO
Zo = 50
HSTL
+
-
ICS HiPerClockS
VDD
R2
50
R1
50
Zo = 50
HSTL
HSTL Driv er



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com