công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS3106 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DS3106
Giải thích chi tiết về linh kiện  Line Card Timing IC
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DS3106 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Maxim Integrated Products

Back Button DS3106 Datasheet HTML 75Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 76Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 77Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 78Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 79Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 80Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 81Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 82Page - Maxim Integrated Products DS3106 Datasheet HTML 83Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 87 page
background image
____________________________________________________________________________________________ DS3106
19-4629; Rev 3; 5/09
79 of 87
10.4 SPI Interface Timing
Table 10-9. SPI Interface Timing
(VDD = 1.8V 10%; VDDIO = 3.3V 5%, TA = -40°C to +85°C.) (See Figure 10-3.)
PARAMETER (Note 1)
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNITS
SCLK Frequency
fBUS
6
MHz
SCLK Cycle Time
tCYC
100
ns
CS Setup to First SCLK Edge
tSUC
15
ns
CS Hold Time After Last SCLK Edge
tHDC
15
ns
SCLK High Time
tCLKH
50
ns
SCLK Low Time
tCLKL
50
ns
SDI Data Setup Time
tSUI
5
ns
SDI Data Hold Time
tHDI
15
ns
SDO Enable Time (High-Z to Output Active)
tEN
0
ns
SDO Disable Time (Output Active to High-Z)
tDIS
25
ns
SDO Data Valid Time
tDV
50
ns
SDO Data Hold Time After Update SCLK Edge
tHDO
5
ns
Note 1:
All timing is specified with 100pF load on all SPI pins.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com