| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments |
|
23 / 239 page ![]() OMAP3525-HiRel and OMAP3530-HiRel Applications Processors www.ti.com SPRS599 – JUNE 2009 Table 2-1. Ball Characteristics (CBB Pkg.) (continued) BALL BALL PIN MODE [4] TYPE [5] BALL BALL RESET POWER [9] HYS BUFFER PULL IO BOTTOM [1] TOP [2] NAME [3] RESET RESET REL. [10] STRENGTH U/D CELL [13] STATE [6] REL. MODE [8] (mA) [11] TYPE STATE [7] [12] safe_mode 7 AD2 NA mcbsp4_dx 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_154 4 IO hsusb3_tll_ data2 5 IO mm3_txdat 6 IO safe_mode 7 AC1 NA mcbsp4_fsx 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_155 4 IO hsusb3_tll_ data3 5 IO mm3_txen_n 6 IO safe_mode 7 Y21 NA mcbsp1_ clkr 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_clk 1 IO gpio_156 4 IO safe_mode 7 AA21 NA mcbsp1_fsr 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_global_reset 2 IO gpio_157 4 IO safe_mode 7 V21 NA mcbsp1_dx 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_ simo 1 IO mcbsp3_dx 2 IO gpio_158 4 IO safe_mode 7 U21 NA mcbsp1_dr 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_ somi 1 IO mcbsp3_dr 2 O gpio_159 4 IO safe_mode 7 T21 NA mcbsp_clks 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_ shutter 2 O gpio_160 4 IO uart1_cts 5 I safe_mode 7 K26 NA mcbsp1_fsx 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcspi4_cs0 1 IO mcbsp3_fsx 2 IO gpio_161 4 IO safe_mode 7 W21 NA mcbsp1_ clkx 0 IO L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS mcbsp3_ clkx 2 IO gpio_162 4 IO safe_mode 7 H18 NA uart3_cts_ rctx 0 IO H H 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_163 4 IO safe_mode 7 H19 NA uart3_rts_ sd 0 O H H 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_164 4 IO safe_mode 7 H20 NA uart3_rx_ irrx 0 I H H 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_165 4 IO safe_mode 7 H21 NA uart3_tx_ irtx 0 O H H 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_166 4 IO Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 23 |