| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments |
|
52 / 239 page ![]() OMAP3525-HiRel and OMAP3530-HiRel Applications Processors SPRS599 – JUNE 2009 www.ti.com Table 2-3. Multiplexing Characteristics (CBB Pkg.) (continued) Ball Ball Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Bottom Top H2 AB3 gpmc_d8 - - - gpio_44 - - safe_mode K2 AC3 gpmc_d9 - - - gpio_45 - - safe_mode P1 AB4 gpmc_d10 - - - gpio_46 - - safe_mode R1 AC4 gpmc_d11 - - - gpio_47 - - safe_mode R2 AB6 gpmc_d12 - - - gpio_48 - - safe_mode T2 AC6 gpmc_d13 - - - gpio_49 - - safe_mode W1 AB7 gpmc_d14 - - - gpio_50 - - safe_mode Y1 AC7 gpmc_d15 - - - gpio_51 - - safe_mode G4 Y2 gpmc_ncs0 - - - - - - - H3 Y1 gpmc_ncs1 - - - gpio_52 - - safe_mode V8 NA gpmc_ncs2 - - - gpio_53 - - safe_mode U8 NA gpmc_ncs3 sys_ - - gpio_54 - - safe_mode ndmareq0 T8 NA gpmc_ncs4 sys_ mcbsp4_clkx gpt9_pwm_ gpio_55 - - safe_mode ndmareq1 evt R8 NA gpmc_ncs5 sys_ mcbsp4_dr gpt10_pwm_ gpio_56 - - safe_mode ndmareq2 evt P8 NA gpmc_ncs6 sys_ mcbsp4_dx gpt11_pwm_ gpio_57 - - safe_mode ndmareq3 evt N8 NA gpmc_ncs7 gpmc_io_dir mcbsp4_fsx gpt8_pwm_ gpio_58 - - safe_mode evt T4 W2 gpmc_clk - - - gpio_59 - - safe_mode F3 W1 gpmc_nadv_ - - - - - - - ale G2 V2 gpmc_noe - - - - - - - F4 V1 gpmc_nwe - - - - - - - G3 AC12 gpmc_nbe0_ - - - gpio_60 - - safe_mode cle U3 NA gpmc_nbe1 - - - gpio_61 - - safe_mode H1 AB10 gpmc_nwp - - - gpio_62 - - safe_mode M8 AB12 gpmc_wait0 - - - - - - - L8 AC10 gpmc_wait1 - - - gpio_63 - - safe_mode K8 NA gpmc_wait2 - - - gpio_64 - - safe_mode J8 NA gpmc_wait3 sys_ - - gpio_65 - - safe_mode ndmareq1 D28 NA dss_pclk - - - gpio_66 - - safe_mode D26 NA dss_hsync - - - gpio_67 - - safe_mode D27 NA dss_vsync - - - gpio_68 - - safe_mode E27 NA dss_acbias - - - gpio_69 - - safe_mode AG22 NA dss_data0 - uart1_cts - gpio_70 - - safe_mode AH22 NA dss_data1 - uart1_rts - gpio_71 - - safe_mode AG23 NA dss_data2 - - - gpio_72 - - safe_mode AH23 NA dss_data3 - - - gpio_73 - - safe_mode AG24 NA dss_data4 - uart3_rx_irrx - gpio_74 - - safe_mode AH24 NA dss_data5 - uart3_tx_irtx - gpio_75 - - safe_mode E26 NA dss_data6 - uart1_tx - gpio_76 - - safe_mode F28 NA dss_data7 - uart1_rx - gpio_77 - - safe_mode F27 NA dss_data8 - - - gpio_78 - - safe_mode G26 NA dss_data9 - - - gpio_79 - - safe_mode TERMINAL DESCRIPTION 52 Submit Documentation Feedback |