| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530-HiRel bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments |
|
19 / 239 page ![]() OMAP3525-HiRel and OMAP3530-HiRel Applications Processors www.ti.com SPRS599 – JUNE 2009 Table 2-1. Ball Characteristics (CBB Pkg.) (continued) BALL BALL PIN MODE [4] TYPE [5] BALL BALL RESET POWER [9] HYS BUFFER PULL IO BOTTOM [1] TOP [2] NAME [3] RESET RESET REL. [10] STRENGTH U/D CELL [13] STATE [6] REL. MODE [8] (mA) [11] TYPE STATE [7] [12] safe_mode 7 AG17 NA cam_d0 0 I L L 7 VDDS Yes = NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_99 4 I safe_mode 7 AH17 NA cam_d1 0 I L L 7 VDDS Yes = NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_100 4 I safe_mode 7 B24 NA cam_d2 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_101 4 IO safe_mode 7 C24 NA cam_d3 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_102 4 IO safe_mode 7 D24 NA cam_d4 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_103 4 IO safe_mode 7 A25 NA cam_d5 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_104 4 IO safe_mode 7 K28 NA cam_d6 0 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_105 4 IO 8 safe_mode 7 NA L28 NA cam_d7 0 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_106 4 IO 8 safe_mode 7 NA K27 NA cam_d8 0 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_107 4 IO 8 safe_mode 7 NA L27 NA cam_d9 0 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS gpio_108 4 IO 8 safe_mode 7 NA B25 NA cam_d10 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_109 4 IO safe_mode 7 C26 NA cam_d11 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_110 4 IO safe_mode 7 B26 NA cam_ xclkb 0 O L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_111 4 IO safe_mode 7 B23 NA cam_wen 0 I L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS cam_ shutter 2 O gpio_167 4 IO safe_mode 7 D25 NA cam_ strobe 0 O L L 7 VDDS Yes 4 PU/ PD LVCMOS gpio_126 4 IO safe_mode 7 AG19 NA gpio_112 4 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS safe_mode 7 AH19 NA gpio_113 4 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS safe_mode 7 AG18 NA gpio_114 4 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS safe_mode 7 AH18 NA gpio_115 4 I L L 7 VDDS Yes NA PU/PD LVDS/ CMOS Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 19 |