công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 193 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 193 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 193Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 194Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 195Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 196Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 197Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 193 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 155 of 704
7.4
Port 3
Port 3 is an 8-bit I/O port. Port 3 pins also function as bidirectional data bus and
ExIRQ input pins.
Port 3 functions change according to the operating mode.
Port 3 has the following registers.
• Port 3 data direction register (P3DDR)
• Port 3 data register (P3DR)
• Port 3 register (PORT3)
• Port 3 pull-up MOS control register (P3PCR)
7.4.1
Port 3 Data Direction Register (P3DDR)
The individual bits in P3DDR specify input or output for the pins of port 3. The read value is
undefined.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
P37DDR
0
W
6
P36DDR
0
W
5
P35DDR
0
W
4
P34DDR
0
W
3
P33DDR
0
W
2
P32DDR
0
W
1
P31DDR
0
W
0
P30DDR
0
W
• In normal extended mode
Operation is not affected.
• In multiplex extended mode
Operates as single-chip mode
• In single-chip mode
The corresponding port 3 pins are output ports
when the P3DDR bits are set to 1, and input
ports when cleared to 0.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com