công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 189 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 189 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 193Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 189 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 151 of 704
[Legend]
x: Don’t care
Notes: 1. When TIOCD0/TCLKBS = 0, MD3 to MD0 = B'0000, and IOD3 to IOD0 = B'10xx, this
pin functions as the TIOCD0 input pin.
2. When TIOCD0/TCLKBS = 0 and TPSC2 to TPSC0 in one of TCR_0 to TCR2 = B
′101,
this pin functions as the TCLKB input pin. When TIOCB1/TCLKCS = 0 and phase-count
mode is set to the TCR channel 1, this pin functions as the TCLKB input pin.
• P22/TIOCC0/TCLKA/A10/AD10
When the TIOCC0/TCLKAS bit in PTCNT2 is cleared to 0, this pin can be used as the
TIOCC0/TCLKA pin.
According to operating modes, the TPU channel 0 settings by the MD3 to MD0 bits in
TMDR_0, the IOC3 to IOC0 bits in TIORL_0, and the CCLR2 to CCLR0 bits in TCR_0, and
the combination of the TPSC2 to TPSC0 bits in TCR_0 to TCR_2, the TIOCC0/TCLKAS bit,
and the P22DDR bit, pin functions change as follows.
• Extended Mode (EXPE = 1)
Normal Extended Mode (ADMXE = 0)
Multiplex Extended Mode (ADMXE = 1)
P22DDR
0
1
P22 input pin
A10 output pin
AD10 I/O pin
TIOCC0 input pin*
1
Pin function
TCLKA input pin*
1
• Single-Chip Mode (EXPE = 0)
TIOCC0/
TCLKAS
0
1
TPU channel
0 setting
Table below (2)
Table below (1)
P22DDR
0
1
0
1
P22 input pin
P22 output pin
TIOCC0 input pin*
1
TIOCC0 output
pin
Pin function
TCLKA input pin*
2
P22 input pin
P22 output pin



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com